PART |
Description |
Maker |
1N5222B-G 1N5267B-G 1N5263B-G 1N5266B-G 1N5251B-G |
Zener Diodes, P<sub>D</sub>=0.5Watts, V<sub>Z</sub>=2.5V Zener Diodes, P<sub>D</sub>=0.5Watts, V<sub>Z</sub>=75V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=56V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=68V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=22V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=14V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=60V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=2.7V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=3.6V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=2.4V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=39V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=5.1V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=47V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=11V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=25V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=2.8V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=16V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=5.6V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=28V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=3.9V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=19V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=9.1V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=7.5V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=8.7V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=13V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=3V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=6.8V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=6.2V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=17V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=12V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=4.7V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=20V Zener Diodes, P-D=0.5Watts, V-Z=43V
|
Comchip Technology
|
CZRQR52C3V9-HF CZRQR52C2-HF CZRQR52C2V2-HF CZRQR52 |
Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=33V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=12V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=30V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=20V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=5.1V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=2V SMD Zener Diode Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=7.5V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=13V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=2.4V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=10V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=16V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=22V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.125Watts, V-Z=2.7V
|
Comchip Technology
|
DFLZ27Q DFLZ11Q DFLZ20Q DFLZ22Q DFLZ24Q DFLZ33Q DF |
1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE POWERDI?123 Discrete - Diodes (Less than 0.5A) - Zener Diodes 1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE POWERDI123
|
Diodes Incorporated
|
BZT52B15LP-7B |
Discrete - Diodes (Less than 0.5A) - Zener Diodes
|
Diodes
|
GDZ3V9LP3 GDZ3V9LP3-7 GDZ7V5LP3 GDZ7V5LP3-7 GDZ5V6 |
Discrete - Diodes (Less than 0.5A) - Zener Diodes
|
Diodes
|
CZRU6V8B-HF CZRU3V9B-HF CZRU27VB-HF CZRU5V6B-HF CZ |
Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.15Watts, V-Z=33V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.15Watts, V-Z=4.7V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.15Watts, V-Z=27V Halogen Free Zener Diodes, P<sub>D</sub>=0.15Watts, V<sub>Z</sub>=6.2V SMD Zener Diode Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.15Watts, V-Z=7.5V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.15Watts, V-Z=22V Halogen Free Zener Diodes, P-D=0.15Watts, V-Z=39V
|
Comchip Technology
|
CZRFR52C10 CZRFR52C11 CZRFR52C12 CZRFR52C13 CZRFR5 |
Zener Diodes, P-D=0.35Watts, V-Z=10V Zener Diodes, P-D=0.35Watts, V-Z=11V Zener Diodes, P-D=0.35Watts, V-Z=12V Zener Diodes, P-D=0.35Watts, V-Z=13V Zener Diodes, P-D=0.35Watts, V-Z=7.5V
|
Comchip Technology
|
1N6268A 1N6268ARL4 1N6270ARL4 1N6269A 1.5KE220ARL4 |
Zener 7.5V 1500W 5% Zener 9.1V 1500W 5% Zener 8.2V 1500W 5% 1500 Watt Mosorb Zener Transient Voltage Suppressors Zener 20V 1500W 5% Zener 6.8V 1500W 5% Zener 27V 1500W 5% Zener 130V 1500W 5% Zener 12V 1500W 5% Zener 56V 1500W 5% Zener 33V 1500W 5% Zener 150V 1500W 5% Zener 51V 1500W 5% Zener 91V 1500W 5% Zener 82V 1500W 5% Zener 16V 1500W 5% Zener 18V 1500W 5% Zener 24V 1500W 5% Zener 30V 1500W 5% Zener 36V 1500W 5% Zener 43V 1500W 5% Zener 120V 1500W 5% Zener 68V 1500W 5%
|
ON Semiconductor
|
1N5232A 1N5221A 1N5221B 1N5221C 1N5221D 1N5270B 1N |
22 V, 5.6 mA, zener diode 13 V, 9.5 mA, zener diode 36 V, 3.4 mA, zener diode 3.3 V, 20 mA, zener diode 30 V, 4.2 mA, zener diode 15 V, 8.5 mA, zener diode 8.7 V, 20 mA, zener diode 2.5 V, 20 mA, zener diode 62 V, 2.0 mA, zener diode 3.3 V, 20 mA, zener diode 19 V, 6.6 mA, zener diode 33 V, 3.8 mA, zener diode 56 V, 2.2 mA, zener diode 11 V, 20 mA, zener diode 28 V, 4.5 mA, zener diode 24 V, 5.2 mA, zener diode 60 V, 2.1 mA, zener diode 60 V, 2.1 mA, zener diode 39 V, 3.2 mA, zener diode 39 V, 3.2 mA, zener diode 17 V, 7.4 mA, zener diode 14 V, 9.0 mA, zener diode 12 V, 20 mA, zener diode 18 V, 7.0 mA, zener diode 5.6 V, 20 mA, zener diode 82 V, 1.5 mA, zener diode 87 V, 1.4 mA, zener diode 4.7 V, 20 mA, zener diode 47 V, 2.7 mA, zener diode 7.5 V, 20 mA, zener diode 110 V, 1.1 mA, zener diode 2.8 V, 20 mA, zener diode 24 V, 5.2 mA, zener diode 28 V, 4.5 mA, zener diode 25 V, 5.0 mA, zener diode 1N52 SERIES ZENER DIODES FKC 2.5/6-STF Low Current Operation at 250??A???Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250??A?・¥?????μ?μ?????°????????????μ?μ?????????a?£°???é???o3?o???????) 50μA低电流操作,低反向漏,低噪声稳压二极管(250μA工作电流,小反向漏电流,低噪声,齐纳二极管) Low Current Operation at 250??A???Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250??A?・¥?????μ?μ?????°????????????μ?μ?????????a?£°???é???o3?o???????) 250μA低电流操作,低反向漏,低噪声稳压二极管(250μA工作电流,小反向漏电流,低噪声,齐纳二极管) Low Current Operation at 250?录A茂录?Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250?录A氓路楼盲陆?莽?碌忙碌?茫??氓掳?氓??氓??忙录?莽?碌忙碌?茫??盲陆?氓?陋氓拢掳茫??茅陆?莽潞鲁盲潞?忙??莽庐隆) 2.5 V, 20 mA, zener diode 36 V, 3.4 mA, zener diode 9.1 V, 20 mA, zener diode 11 V, 20 mA, zener diode 62 V, 2.0 mA, zener diode 110 V, 1.1 mA, zener diode 3.9 V, 20 mA, zener diode 82 V, 1.5 mA, zener diode 16 V, 7.8 mA, zener diode 12 V, 20 mA, zener diode 3.9 V, 20 mA, zener diode 43 V, 3.0 mA, zener diode 68 V, 1.8 mA, zener diode 68 V, 1.8 mA, zener diode 56 V, 2.2 mA, zener diode 30 V, 4.2 mA, zener diode 43 V, 3.0 mA, zener diode 6.2 V, 20 mA, zener diode 3.0 V, 20 mA, zener diode 33 V, 3.8 mA, zener diode 14 V, 9.0 mA, zener diode 8.2 V, 20 mA, zener diode 2.8 V, 20 mA, zener diode 6.8 V, 20 mA, zener diode 75 V, 1.7 mA, zener diode 10 V, 20 mA, zener diode 47 V, 2.7 mA, zener diode 75 V, 1.7 mA, zener diode 51 V, 2.5 mA, zener diode 100 V, 1.3 mA, zener diode 8.7 V, 20 mA, zener diode 22 V, 5.6 mA, zener diode
|
LRC[Leshan Radio Company] 乐山无线电股份有限公 Leshan Radio Company, Ltd.
|
PTZ |
Diodes > Zener Diodes (Include TVS) > 2Terminal (single) Zener Diodes
|
ROHM
|
|